công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M25P10-AVMP3P/Y bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện M25P10-AVMP3P/Y
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Mbit, serial Flash memory, 50 MHz SPI bus interface
PDF  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M25P10-AVMP3P/Y bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Numonyx B.V

Back Button M25P10-AVMP3P/Y Datasheet HTML 6Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3P/Y Datasheet HTML 7Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3P/Y Datasheet HTML 8Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3P/Y Datasheet HTML 9Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3P/Y Datasheet HTML 10Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3P/Y Datasheet HTML 11Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3P/Y Datasheet HTML 12Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3P/Y Datasheet HTML 13Page - Numonyx B.V M25P10-AVMP3P/Y Datasheet HTML 14Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 51 page
background image
SPI modes
M25P10-A
10/51
Example: Cp = 50 pF, that is R*Cp = 5 µs <=> the application must ensure that the Bus
Master never leaves the SPI bus in the high impedance state for a time period shorter than
5µs.
Figure 4.
SPI modes supported
AI01438B
C
MSB
CPHA
D
0
1
CPOL
0
1
Q
C
MSB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51