công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M28W160ECT bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện M28W160ECT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 Mbit (1Mb x16, Boot Block) 3V Supply Flash Memory
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M28W160ECT bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Numonyx B.V

Back Button M28W160ECT Datasheet HTML 21Page - Numonyx B.V M28W160ECT Datasheet HTML 22Page - Numonyx B.V M28W160ECT Datasheet HTML 23Page - Numonyx B.V M28W160ECT Datasheet HTML 24Page - Numonyx B.V M28W160ECT Datasheet HTML 25Page - Numonyx B.V M28W160ECT Datasheet HTML 26Page - Numonyx B.V M28W160ECT Datasheet HTML 27Page - Numonyx B.V M28W160ECT Datasheet HTML 28Page - Numonyx B.V M28W160ECT Datasheet HTML 29Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 50 page
background image
25/50
M28W160ECT, M28W160ECB
Table 16. Write AC Characteristics, Write Enable Controlled
Note: 1. Sampled only, not 100% tested.
2. Applicable if VPP is seen as a logic input (VPP < 3.6V).
Symbol
Alt
Parameter
M28W160EC
Unit
70
85
90
100
tAVAV
tWC
Write Cycle Time
Min
70
85
90
100
ns
tAVWH
tAS
Address Valid to Write Enable High
Min
45
45
50
50
ns
tDVWH
tDS
Data Valid to Write Enable High
Min
45
45
50
50
ns
tELWL
tCS
Chip Enable Low to Write Enable Low
Min
0
0
0
0
ns
tELQV
Chip Enable Low to Output Valid
Min
70
85
90
100
ns
tQVVPL
(1,2)
Output Valid to VPP Low
Min
0
0
0
0
ns
tQVWPL
Output Valid to Write Protect Low
Min
0
0
0
0
ns
tVPHWH
(1)
tVPS
VPP High to Write Enable High
Min
200
200
200
200
ns
tWHAX
tAH
Write Enable High to Address Transition
Min
0
0
0
0
ns
tWHDX
tDH
Write Enable High to Data Transition
Min
0
0
0
0
ns
tWHEH
tCH
Write Enable High to Chip Enable High
Min
0
0
0
0
ns
tWHEL
Write Enable High to Chip Enable Low
Min
25
25
30
30
ns
tWHGL
Write Enable High to Output Enable Low
Min
20
20
30
30
ns
tWHWL
tWPH Write Enable High to Write Enable Low
Min
25
25
30
30
ns
tWLWH
tWP
Write Enable Low to Write Enable High
Min
45
45
50
50
ns
tWPHWH
Write Protect High to Write Enable High
Min
45
45
50
50
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com