công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L78M09CDT-TR bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L78M09CDT-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulators
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78M09CDT-TR bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - STMicroelectronics

Back Button L78M09CDT-TR Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L78M09CDT-TR Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L78M09CDT-TR Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L78M09CDT-TR Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L78M09CDT-TR Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L78M09CDT-TR Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L78M09CDT-TR Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L78M09CDT-TR Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L78M09CDT-TR Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 29 page
background image
L78MxxC
Order codes
27/29
8
Order codes
Table 14.
Order codes
Packages
TO-220
TO-220FP
DPAK
IPAK
Output voltage
L78M05CV
L78M05CP
L78M05CDT-TR
L78M05CDT-1
5 V
L78M06CDT-TR
L78M06CDT-1 (1)
1.
Available on request
6 V
L78M08CV
L78M08CDT-TR
L78M08CDT-1 (1)
8 V
L78M09CV
L78M09CP
L78M09CDT-TR
L78M09CDT-1 (1)
9 V
L78M12CV
L78M12CDT-TR
12 V
L78M15CV
L78M15CDT-TR
15 V
L78M18CDT-TR
18 V
L78M24CV
L78M24CP (1)
L78M24CDT-TR
L78M24CDT-1 (1)
24 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com