công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L462REI6 bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L462REI6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power ARM® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 512KB Flash, 160KB SRAM, analog, audio, AES
PDF  198 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L462REI6 bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L462REI6 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32L462REI6 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32L462REI6 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32L462REI6 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32L462REI6 Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32L462REI6 Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32L462REI6 Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32L462REI6 Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32L462REI6 Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 198 page
background image
Electrical characteristics
STM32L462CE STM32L462RE STM32L462VE
96/198
DocID029969 Rev 1
Table 27. Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF)
Symbol
Parameter
Conditions
TYP
Unit
TYP
Unit
-
Voltage
scaling
Code
25 °C
25 °C
IDD_ALL
(Run)
Supply
current in
Run mode
fHCLK = fHSE up
to 48 MHz
included, bypass
mode PLL ON
above 48 MHz
all peripherals
disable
Reduced code(1)
2.35
mA
90
µA/MHz
Coremark
2.65
102
Dhrystone 2.1
2.75
106
Fibonacci
2.60
100
While(1)
2.35
90
Reduced code(1)
8.45
mA
106
µA/MHz
Coremark
9.45
118
Dhrystone 2.1
9.85
123
Fibonacci
9.25
116
While(1)
8.45
106
IDD_ALL
(LPRun)
Supply
current in
Low-power
run
fHCLK = fMSI = 2 MHz
all peripherals disable
Reduced code(1)
225
µA
113
µA/MHz
Coremark
260
130
Dhrystone 2.1
270
135
Fibonacci
245
123
While(1)
285
143
1. Reduced code used for characterization results provided in Table 24, Table 25, Table 26.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com