công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7232AK1BC bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST7232AK1BC
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MICROCONTROLLER WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
PDF  157 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7232AK1BC bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7232AK1BC Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics ST7232AK1BC Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics ST7232AK1BC Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics ST7232AK1BC Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics ST7232AK1BC Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics ST7232AK1BC Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics ST7232AK1BC Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics ST7232AK1BC Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics ST7232AK1BC Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 157 page
background image
ST7232A
57/157
16-BIT TIMER (Cont’d)
Figure 33. Timer Block Diagram
MCU-PERIPHERAL INTERFACE
COUNTER
ALTERNATE
OUTPUT
COMPARE
REGISTER
OUTPUT COMPARE
EDGE DETECT
OVERFLOW
DETECT
CIRCUIT
1/2
1/4
1/8
8-bit
buffer
ST7 INTERNAL BUS
LATCH1
OCMP1
ICAP1
EXTCLK
fCPU
TIMER INTERRUPT
ICF2
ICF1
TIMD
0
0
OCF2
OCF1 TOF
PWM
OC1E
EXEDG
IEDG2
CC0
CC1
OC2E OPM
FOLV2
ICIE
OLVL1
IEDG1
OLVL2
FOLV1
OCIE TOIE
ICAP2
LATCH2
OCMP2
8
8
8 low
16
8 high
16
16
16
16
(Control Register 1) CR1
(Control Register 2) CR2
(Control/Status Register)
6
16
8
8
8
8
8
8
EXEDG
TIMER INTERNAL BUS
CIRCUIT1
EDGE DETECT
CIRCUIT2
CIRCUIT
1
OUTPUT
COMPARE
REGISTER
2
INPUT
CAPTURE
REGISTER
1
INPUT
CAPTURE
REGISTER
2
CC[1:0]
COUNTER
pin
pin
pin
pin
pin
REGISTER
REGISTER
Note: If IC, OC and TO interrupt requests have separate vectors
then the last OR is not present (See device Interrupt Vector Table)
(See note)
CSR
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com