công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LR1206 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Welwyn Components Limited

tên linh kiện LR1206
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Value Flat Chip Resistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WELWYN [Welwyn Components Limited]
Trang chủ  http://www.welwyn-tt.com/
Logo WELWYN - Welwyn Components Limited

LR1206 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Welwyn Components Limited

  LR1206 Datasheet HTML 1Page - Welwyn Components Limited LR1206 Datasheet HTML 2Page - Welwyn Components Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
H
L
D
D1
W
H
W
D
L
Protective Overcoat
Resistive Element
Copper Termination
Solder Plating
Nickel Barrier Layer
Alumina Substrate
Copper Wraparound
Termination
LR 1225
LR 1206 / 2010 / 2512
Low Value Flat
Chip Resistor
LRC/LRF Series
• Standard 2512, 2010 and 1206 sizes
• Resistance values down to 0.003 ohms
• Leach resistant solder-plated copper
wrap-around termination
• Low inductance - less than 0.2nH
• Standard EIA Tape - 1206 = 8mm; 2010 or
2512 = 12mm
General Note
Welwyn Components reserves the right to make changes in product specification without notice or liability.
All information is subject to Welwyn’s own data and is considered accurate at time of going to print.
© Welwyn Components Limited · Bedlington, Northumberland NE22 7AA, UK
Telephone: +44 (0) 1670 822181 · Facsimile: +44 (0) 1670 829465 · Email: info@welwyn-tt.com · Website: www.welwyn-tt.com
Electrical Data
Physical Data
Issue E · 12.04
A subsidiary of
TT electronics plc
Welwyn Components
23
LR1206
LR2010
LR2512
Power rating at 70°C
watts
0.5
1.0
1.5/2.0*
Resistance range
ohms
0R010 to 1R
0R003 to 1R
0R003 to 1R
Dielectric withstanding voltage
volts
200
200
200
TCR
ppm/°C
±100 (Contact factory for value below 0.050 ohms)
Resistance tolerance
%
≤R005 5%, >R005 1, 2, 5%
Temperature rise at rated power
°C
40
80
90
Pad and trace area for max power rating @ 70°C
mm2
30
30
100
*2 Watts with total solder pad and trace size of 300 mm
2
Dimensions (mm)
Size
L
W
H (max)
D
D1
LR1206
3.20±0.305
1.63±0.203
0.8
0.48±0.25
0.48±0.25
LR2010
5.23±0.38
2.64±0.25
0.8
0.48±0.25
0.48±0.25
LR2512
6.50±0.38
3.25±0.25
0.8
0.48±0.25
0.48±0.25
LRC-LRF_E.qxd
12/23/04
10:07 AM
Page 1


Số phần tương tự - LR1206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Welwyn Components Limit...
LR1206 WELWYN-LR1206 Datasheet
105Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
logo
List of Unclassifed Man...
LR1206 ETC2-LR1206 Datasheet
469Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
LR1206 ETC-LR1206 Datasheet
1Mb / 3P
METAL ALLOY LOW-VALUE RESISTORS
logo
TT Electronics.
LR1206 TTELEC-LR1206 Datasheet
766Kb / 2P
Low Value Flat cChip Resistor
LR1206 TTELEC-LR1206 Datasheet
814Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
09.18
More results

Mô tả tương tự - LR1206

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Welwyn Components Limit...
LRC WELWYN-LRC Datasheet
105Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
logo
Bi technologies
LR2010-R10FW BITECH-LR2010-R10FW Datasheet
344Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
logo
List of Unclassifed Man...
HTC210M ETC-HTC210M Datasheet
125Kb / 1P
Low Value Flat Chip Resistor
LRF2512-R025FW ETC-LRF2512-R025FW Datasheet
344Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
LR1206-R10FI ETC2-LR1206-R10FI Datasheet
344Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
LR2512-R10FW ETC2-LR2512-R10FW Datasheet
344Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
LQW2BHN6N8D03L ETC2-LQW2BHN6N8D03L Datasheet
469Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
LR2512-R05FW ETC2-LR2512-R05FW Datasheet
469Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
logo
TT Electronics.
LRC-LR1206LF-01 TTELEC-LRC-LR1206LF-01 Datasheet
571Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
LRC-LR2010LF-01 TTELEC-LRC-LR2010LF-01 Datasheet
571Kb / 2P
Low Value Flat Chip Resistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com