công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDF6908 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Potens Semiconductor Corp.

tên linh kiện PDF6908
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V N-Channel MOSFETs
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POTENS [Potens Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://potens-semi.com/en/
Logo POTENS - Potens Semiconductor Corp.

PDF6908 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Potens Semiconductor Corp.

  PDF6908 Datasheet HTML 1Page - Potens Semiconductor Corp. PDF6908 Datasheet HTML 2Page - Potens Semiconductor Corp. PDF6908 Datasheet HTML 3Page - Potens Semiconductor Corp. PDF6908 Datasheet HTML 4Page - Potens Semiconductor Corp. PDF6908 Datasheet HTML 5Page - Potens Semiconductor Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Potens semiconductor corp.
Ver.1.03
1
PDF6908
60V N-Channel MOSFETs
Symbol
Parameter
Rating
Units
VDS
Drain-Source Voltage
60
V
VGS
Gate-Sou
rce Voltage
±
20
V
ID
Drain Current – Continuous (TC=25℃)
20
A
Drain Current – Continuous (TC=100℃)
13
A
IDM
Drain Current – Pulsed
1
80
A
EAS
Single Pulse Avalanche Energy2
24
mJ
IAS
Single Pulse Avalanche Current2
22
A
PD
Power Dissipation (TC=25℃)
27
W
Power Dissipation – Derate above 25℃
0.22
W/℃
TSTG
Storage Temperature Range
-50 to 150
℃
TJ
Operating Junction Temperature Range
-50 to 150
℃
Symbol
Parameter
Typ.
Max.
Unit
RθJA
Thermal Resistance Junction to ambient
---
62
℃
/W
RθJC
Thermal Resistance Junction to Case
---
4.7
℃
/W
BVDSS
RDSON
ID
60V
34m
20A
These N-Channel enhancement mode power field effect
transistors are using trench DMOS technology. This
advanced technology has been especially tailored to
minimize on-state resistance, provide superior switching
performance, and withstand high energy pulse in the
avalanche and commutation mode. These devices are
well suited for high efficiency fast switching applications.
60V,20A,RDS(ON)=34mΩ@VGS=10V
Improved dv/dt capability
Fast switching
100% EAS Guaranteed
Green Device Available
General Description
Features
Applications
Motor Drive
Power Tools
LED Lighting
Absolute Maximum Ratings Tc=25℃ unless otherwise noted
Thermal Characteristics
TO220F Pin Configuration
S
G
D
D
G
S


Số phần tương tự - PDF6908

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Potens Semiconductor Co...
PDF6901 POTENS-PDF6901 Datasheet
840Kb / 5P
60V P-Channel MOSFETs
Ver.1.00
PDF6904 POTENS-PDF6904 Datasheet
744Kb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
Ver.1.02
PDF6905 POTENS-PDF6905 Datasheet
904Kb / 5P
60V P-Channel MOSFETs
Ver.1.01
PDF6906 POTENS-PDF6906 Datasheet
678Kb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
Ver.1.02
PDF6907 POTENS-PDF6907 Datasheet
894Kb / 5P
60V P-Channel MOSFETs
Ver.1.01
More results

Mô tả tương tự - PDF6908

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK6960DFN56 FS-FTK6960DFN56 Datasheet
1Mb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
FTK6960D FS-FTK6960D Datasheet
1Mb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
FTK6904Z FS-FTK6904Z Datasheet
1Mb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
FTK6910 FS-FTK6910 Datasheet
1Mb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
FTK6910D FS-FTK6910D Datasheet
1Mb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
FTK6910P FS-FTK6910P Datasheet
1Mb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
FTK6912I FS-FTK6912I Datasheet
895Kb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
FTK6912T FS-FTK6912T Datasheet
800Kb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
FTK6964 FS-FTK6964 Datasheet
680Kb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
FTK6990DFN56 FS-FTK6990DFN56 Datasheet
1Mb / 5P
60V N-Channel MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com