công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY74FCT16245TPACT bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CY74FCT16245TPACT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Transceivers
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CY74FCT16245TPACT bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Texas Instruments

Back Button CY74FCT16245TPACT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CY74FCT16245TPACT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CY74FCT16245TPACT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments CY74FCT16245TPACT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments CY74FCT16245TPACT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments CY74FCT16245TPACT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments CY74FCT16245TPACT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments CY74FCT16245TPACT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments CY74FCT16245TPACT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO001C – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
DL (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040048 / E 12/01
48 PINS SHOWN
56
0.730
(18,54)
0.720
(18,29)
48
28
0.370
(9,40)
(9,65)
0.380
Gage Plane
DIM
0.420 (10,67)
0.395 (10,03)
A MIN
A MAX
0.010 (0,25)
PINS **
0.630
(16,00)
(15,75)
0.620
0.010 (0,25)
Seating Plane
0.020 (0,51)
0.040 (1,02)
25
24
0.008 (0,203)
0.0135 (0,343)
48
1
0.008 (0,20) MIN
A
0.110 (2,79) MAX
0.299 (7,59)
0.291 (7,39)
0.004 (0,10)
M
0.005 (0,13)
0.025 (0,635)
0
°–8°
0.005 (0,13)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.006 (0,15).
D. Falls within JEDEC MO-118



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com