công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY74FCT16245ATPVC/PVCT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện CY74FCT16245ATPVC/PVCT
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Transceivers
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CY74FCT16245ATPVC/PVCT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  CY74FCT16245ATPVC/PVCT Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CY74FCT16245ATPVC/PVCT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CY74FCT16245ATPVC/PVCT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CY74FCT16245ATPVC/PVCT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CY74FCT16245ATPVC/PVCT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CY74FCT16245ATPVC/PVCT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CY74FCT16245ATPVC/PVCT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CY74FCT16245ATPVC/PVCT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CY74FCT16245ATPVC/PVCT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
CY74FCT16245T
CY74FCT162245T
CY74FCT162H245T
5
]
Switching Characteristics Over the Operating Range[14]
Description
74FCT16245T
74FCT162245T
74FCT16245AT
74FCT162245AT
74FCT162H245AT
Fig.
No.[15]
Parameter
Min.
Max.
Min.
Max.
Unit
tPLH
tPHL
Propagation Delay Data to Output
A to B, B to A
1.5
7.0
1.5
4.5
ns
1, 3
tPZH
tPZL
Output Enable Time
OE to A or B
1.5
9.5
1.5
6.2
ns
1, 7, 8
tPHZ
tPLZ
Output Disable Time
OE to A or B
1.5
7.5
1.5
5.0
ns
1, 7, 8
tPZH
tPZL
Output Enable Time
DIR to A or B
1.5
9.5
1.5
6.2
ns
1, 7, 8
tPHZ
tPLZ
Output Disable Time
DIR to A or B
1.5
7.5
1.5
5.0
ns
1, 7, 8
tSK(O)
Output Skew[16]
0.5
0.5
ns
—
Description
74FCT16245CT
74FCT162245CT
74FCT162H245CT
Fig.
No.[15]
Parameter
Min.
Max.
Unit
tPLH
tPHL
Propagation Delay Data to Output
A to B, B to A
1.5
4.1
ns
1, 3
tPZH
tPZL
Output Enable Time
OE to A or B
1.5
5.8
ns
1, 7, 8
tPHZ
tPLZ
Output Disable Time
OE to A or B
1.5
4.8
ns
1, 7, 8
tPZH
tPZL
Output Enable Time
DIR to A or B
1.5
5.8
ns
1, 7, 8
tPHZ
tPLZ
Output Disable Time
DIR to A or B
1.5
4.8
ns
1, 7, 8
tSK(O)
Output Skew[16]
0.5
ns
—
Note:
14. Minimum limits are specified but not tested on Propagation Delays.
15. See “Parameter Measurement Information” in the General Information section.
16. Skew between any two outputs of the same package switching in the same direction. This parameter is ensured by design.
Ordering Information CY74FCT16245
Speed
(ns)
Ordering Code
Package
Name
Package Type
Operating
Range
4.1
CY74FCT16245CTPACT
Z48
48-Lead (240-Mil) TSSOP
Industrial
CY74FCT16245CTPVC/PVCT
O48
48-Lead (300-Mil) SSOP
4.5
CY74FCT16245ATPACT
Z48
48-Lead (240-Mil) TSSOP
Industrial
CY74FCT16245ATPVC/PVCT
O48
48-Lead (300-Mil) SSOP
7.0
CY74FCT16245TPACT
Z48
48-Lead (240-Mil) TSSOP
Industrial
CY74FCT16245TPVC/PVCT
O48
48-Lead (300-Mil) SSOP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com