công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PDD6901 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Potens Semiconductor Corp.

tên linh kiện PDD6901
Giải thích chi tiết về linh kiện  60V P-Channel MOSFETs
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POTENS [Potens Semiconductor Corp.]
Trang chủ  http://potens-semi.com/en/
Logo POTENS - Potens Semiconductor Corp.

PDD6901 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Potens Semiconductor Corp.

  PDD6901 Datasheet HTML 1Page - Potens Semiconductor Corp. PDD6901 Datasheet HTML 2Page - Potens Semiconductor Corp. PDD6901 Datasheet HTML 3Page - Potens Semiconductor Corp. PDD6901 Datasheet HTML 4Page - Potens Semiconductor Corp. PDD6901 Datasheet HTML 5Page - Potens Semiconductor Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Potens semiconductor corp.
Ver.1.01
3
PDD6901
60V P-Channel MOSFETs
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-50
0
50
100
150
0
0.5
1
1.5
2
2.5
-50
0
50
100
150
0
14
28
42
56
70
25
50
75
100
125
150
0
12
24
36
48
60
0
2
4
6
8
10
VGS=-2.5V
VGS=-2.7V
VGS=-3V
VGS=-3.3V
VGS=-3.5V
7
8
9
10
11
12
0
2
4
6
8
10
Tc=25℃
ID=-10A
ID=-20A
6
7
8
9
10
11
5
14
23
32
41
50
Tc=25℃
VGS=-4.5V
VGS=-6V
VGS=-10V
Fig.1 Typical Output Characteristics
TC , Case Temperature (℃)
Fig.2 Continuous Drain Current vs. TC
TJ , Junction Temperature (℃)
Fig.3 Normalized RDSON vs. TJ
TJ , Junction Temperature (℃)
Fig.4 Normalized Vth vs. TJ
Fig.5 Turn-On Resistance vs. VGS
Fig.6 Turn-On Resistance vs. ID
-VDS ,Drain to Source Voltage (V)
-VGS , Gate to Source Voltage (V)
-ID , Drain Current (A)



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com