công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADPL21610ECPZ bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADPL21610ECPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.1A Step-Up DC/DC Converter with Integrated Soft-Start
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADPL21610ECPZ bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices

Back Button ADPL21610ECPZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADPL21610ECPZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADPL21610ECPZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADPL21610ECPZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADPL21610ECPZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADPL21610ECPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADPL21610ECPZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADPL21610ECPZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADPL21610ECPZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 15 page
background image
Related Parts
PART NUMBER
DESCRIPTION
COMMENTS
LT3467
1.1A (ISW), 2.1MHz, Step-Up DC/DC Converter with
Integrated Soft-Start
VIN: 2.4V to 16V, VOUT(MAX) = 40V, IQ = 1.2mA,
ISD < 1µA, ThinSOT Package.
LT1615/LT1615-1 300mA/80mA (ISW), High Efficiency Step-Up DC/DC
Converter
VIN: 1V to 15V, VOUT(MAX) = 34V, IQ = 20µA,
ISD < 1µA, ThinSOT Package
LT1618
1.5A (ISW), 1.25MHz, High Efficiency Step-Up DC/DC
Converter
90% Efficiency, VIN: 1.6V to 18V, VOUT(MAX) = 35V,
IQ = 1.8mA, ISD < 1µA, MS Package
LTC1700
No RSENSE™, 530kHz, Synchronous Step-Up DC/DC
Controller
95% Efficiency, VIN: 0.9V to 5V, IQ = 200µA,
ISD < 10µA, MS Package
LTC1871
Wide Input Range, 1MHz, No RSENSE Current Mode
Boost, Flyback and SEPIC Controller
92% Efficiency, VIN: 2.5V to 36V, IQ = 250µA,
ISD < 10µA, MS Package
LT1930/LT1930A 1A (ISW), 1.2MHz/2.2MHz, High Efficiency Step-Up
DC/DC Converter
High Efficiency, VIN: 2.6V to 16V, VOUT(MAX) = 34V,
IQ = 4.2mA/5.5mA, ISD < 1µA, ThinSOT Package
LT1946/LT1946A 1.5A (ISW), 1.2MHz/2.7MHz, High Efficiency Step-Up
DC/DC Converter with Soft-Start
High Efficiency, VIN: 2.45V to 16V, VOUT(MAX) = 34V,
IQ = 3.2mA, ISD < 1µA, MS8 Package
LT1961
1.5A (ISW), 1.25MHz, High Efficiency Step-Up DC/DC
Converter
90% Efficiency, VIN: 3V to 25V, VOUT(MAX) = 35V,
IQ = 0.9mA, ISD < 6µA, MS8E Package
LTC3400/
LTC3400B
600mA (ISW), 1.2MHz, Synchronous Step-Up DC/DC
Converter
92% Efficiency, VIN: 0.85V to 5V, VOUT(MAX) = 5V,
IQ = 19µA/300µA, ISD < 1µA, ThinSOT Package
LTC3401
1A (ISW), 3MHz, Synchronous Step-Up DC/DC
Converter
97% Efficiency, VIN: 0.5V to 5V, VOUT(MAX) = 5.5V,
IQ = 38µA, ISD < 1µA, MS Package
LTC3402
2A (ISW), 3MHz, Synchronous Step-Up DC/DC
Converter
97% Efficiency, VIN: 0.5V to 5V, VOUT(MAX) = 5.5V,
IQ = 38µA, ISD < 1µA, MS Package
LT3464
85mA (ISW), High Efficiency Step-Up DC/DC Converter
with Integrated Schottky and PNP Disconnect
VIN: 2.3V to 10V, VOUT(MAX) = 34V, IQ = 25µA,
ISD < 1µA, ThinSOT Package
www.analog.com
Analog Devices │ 14
ADPL21610
1.1A Step-Up DC/DC
Converter with Integrated Soft-Start



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com