| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L7852CD2T-TR bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L7852CD2T-TR bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 34 page ![]() L7800 SERIES 29/34 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.50 4.90 0.177 0.193 B 2.34 2.74 0.092 0.108 D 2.56 2.96 0.101 0.117 E 0.45 0.50 0.60 0.018 0.020 0.024 F 0.70 0.90 0.028 0.035 F1 1.47 0.058 G 5.08 0.200 G1 2.34 2.54 2.74 0.092 0.100 0.108 H 9.96 10.36 0.392 0.408 L2 15.8 0.622 L4 9.45 10.05 0.372 0.396 L6 15.67 16.07 0.617 0.633 L7 8.99 9.39 0.354 0.370 L8 3.30 0.130 DIA. 3.08 3.28 0.121 0.129 TO-220FM MECHANICAL DATA 7012510C-H |