công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAS40 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện BAS40
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

BAS40 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

  BAS40 Datasheet HTML 1Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. BAS40 Datasheet HTML 2Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. BAS40 Datasheet HTML 3Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd. BAS40 Datasheet HTML 4Page - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
FEATURES
Low Forward Voltage
Fast Switching
BAS40-06
BAS40-05
BAS40-04
Maximum Ratings @Ta=25
℃
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
Min
Max
Unit
Reverse breakdown voltage
V(BR)
IR=10
μA
40
V
Reverse voltage leakage current
IR
VR=30V
200
nA
Forward voltage
VF
IF=1mA
IF=40mA
380
1000
mV
Diode capacitance
CD
VR=0,f=1MHz
5
pF
Reverse recovery time
t r r
Irr=1mA, IR=IF=10mA
RL=100Ω
5
ns
SOT-23
BAS40
MARKING:
BA
S40
BA
S40-06
BA
S40-05
BA
S40-04
Solid dot = Green molding compound device,if none, the normal device.
Parameter
Symbol
Limit
Unit
Peak Repetitive Peak Reverse Voltage
Working Peak Reverse Voltage
DC Blocking V oltage
VRRM
VRWM
VR
40
V
Forward Continuous Current
IFM
200
mA
Average Rectified Output Current
IO
200
mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current @ t = 8.3ms
IFSM
0.6
A
Power Dissipation
PD
200
mW
Thermal Resistance Junction to Ambient
RθJA
500
℃/W
Operating Junction Temperature Range
TJ
-40 ~ +125
℃
Storage Temperature Range
TSTG
-55 ~ +150
℃
www.shunyegroup.com.cn
V2.22
BAS40/-04/-05/-06
SCHOTTKY BARRIER DIODE


Số phần tương tự - BAS40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAS40 PHILIPS-BAS40 Datasheet
58Kb / 8P
Schottky barrier double diodes
1999 Apr 28
logo
Siemens Semiconductor G...
BAS40 SIEMENS-BAS40 Datasheet
108Kb / 5P
Silicon Schottky Diodes (General-purpose diodes for high-speed switching Circuit protection Voltage clamping)
BAS40 SIEMENS-BAS40 Datasheet
96Kb / 4P
HiRel Silicon Schottky Diode (HiRel Discrete and Microwave Semiconductor General-purpose diodes for high-speed switching Circuit protection)
logo
Diodes Incorporated
BAS40 DIODES-BAS40 Datasheet
155Kb / 2P
SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11006 Rev. 12 - 2
logo
General Semiconductor
BAS40 GE-BAS40 Datasheet
51Kb / 2P
Schottky Diodes
More results

Mô tả tương tự - BAS40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1PS74SB43 PHILIPS-1PS74SB43 Datasheet
49Kb / 8P
Schottky barrier diode
1999 Dec 10
1PS79SB62 PHILIPS-1PS79SB62 Datasheet
56Kb / 8P
Schottky barrier diode
2001 Jan 18
logo
Vishay Siliconix
BAS85 VISHAY-BAS85 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Diode
01-Apr-99
BAS86 VISHAY-BAS86 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Diode
01-Apr-99
logo
Diodes Incorporated
BAT46 DIODES-BAT46 Datasheet
49Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11002 Rev. E-2
SD103A DIODES-SD103A Datasheet
66Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11009 Rev. 11 - 2
logo
ON Semiconductor
NSR0230P2T5G ONSEMI-NSR0230P2T5G Datasheet
42Kb / 3P
Schottky Barrier Diode
October, 2006 ??Rev. 0
logo
Unisonic Technologies
RB520S30 UTC-RB520S30 Datasheet
38Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Champion Microelectroni...
CMS-S060-060 CHAMP-CMS-S060-060 Datasheet
21Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Shindengen Electric Mfg...
DF20NC15 SHINDENGEN-DF20NC15 Datasheet
641Kb / 2P
Schottky Barrier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com