công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMC0X02D bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AMC0X02D
Giải thích chi tiết về linh kiện  AMC0x02D Precision, ±50mV Input, Basic and Reinforced Isolated Amplifiers With Fixed Gain and Differential Output
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AMC0X02D bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Texas Instruments

Back Button AMC0X02D Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments AMC0X02D Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments AMC0X02D Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments AMC0X02D Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments AMC0X02D Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments AMC0X02D Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments AMC0X02D Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments AMC0X02D Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments AMC0X02D Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 46 page
background image
6.17 Typical Characteristics (continued)
at VDD1 = 5V, VDD2 = 3.3V, VINP = –50mV to 50mV, VINN = 0V, and fIN = 10kHz (unless otherwise noted)
-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
0
10 20 30 40 50 60 70
V
IN(mV)
-0.5
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
TA = 125 C
TA = 25 C
TA = -40 C
G074
specified linear range
Total uncalibrated output error is defined as:
(VOUT / G– VIN ) / (VClipping × 100), where G is the nominal
gain of the device (41V/V) and VClipping is 0.064V
Figure 6-18. Unadjusted Error vs Input Voltage
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Differential Input Voltage(mV)
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
G028
Figure 6-19. Nonlinearity vs Input Voltage
3
3.5
4
4.5
5
5.5
VDDx (V)
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
vs VDD1
vs VDD2
G029
Figure 6-20. Nonlinearity vs Supply Voltage
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
Temperature (°C)
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
Device 1
Device 2
Device 3
G030
Figure 6-21. Nonlinearity vs Temperature
3
3.5
4
4.5
5
5.5
VDDx (V)
-95
-90
-85
-80
-75
-70
vs VDD1
vs VDD2
G056
Figure 6-22. Total Harmonic Distortion vs Supply Voltage
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
Temperature (ºC)
-95
-90
-85
-80
-75
-70
Device 1
Device 2
Device 3
G059
Figure 6-23. Total Harmonic Distortion vs Temperature
AMC0202D, AMC0302D
SBASB23 – DECEMBER 2025
www.ti.com
18
Submit Document Feedback
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: AMC0202D AMC0302D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com