công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GP10M bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện GP10M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

GP10M bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  GP10M Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix GP10M Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix GP10M Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix GP10M Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
GP10A, GP10B, GP10D, GP10G, GP10J, GP10K, GP10M, GP10N, GP10Q, GP10T, GP10V, GP10W, GP10Y
www.vishay.com
Vishay General Semiconductor
Revision: 13-Apr-17
3
Document Number: 89287
For technical questions within your region: DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics
Fig. 4 - Typical Reverse Characteristics
Fig. 5 - Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage, VRRM
Fig. 6 - Typical Junction Capacitance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
10
100
1
0.1
0.01
Instantaneous Forward Voltage (V)
GP10A thru GP10J
GP10K thru GP10Q
GP10T thru GP10Y
T
J = 25 °C
Pulse Width = 300 μs
1 % Duty Cycle
0
20
40
60
80
100
0.01
0.001
0.1
1
10
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
T
J = 75 °C
GP10A................. 50 V
GP10B............... 100 V
GP10D.............. 200 V
GP10G.............. 400 V
GP10J............... 600 V
GP10K............... 800 V
GP10M.............1000 V
GP10N............. 1100 V
GP10Q............. 1200 V
GP10T..............1300 V
GP10V............. 1400 V
GP10W............ 1500 V
GP10Y............. 1600 V
1
0.1
10
100
10
1
100
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
GP10A thru GP10J
GP10K thru GP10Q
GP10T thru GP10Y
DO-41 (DO-204AL)
1.0 (25.4)
MIN.
1.0 (25.4)
MIN.
0.205 (5.2)
0.160 (4.1)
0.107 (2.7)
0.080 (2.0)
DIA.
0.034 (0.86)
0.028 (0.71)
DIA.
• Lead diameter is
for suffix “E” part numbers
0.026 (0.66)
0.023 (0.58)
Note



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com