| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F427AI bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F427AI bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - STMicroelectronics |
|
70 / 240 page ![]() Pinouts and pin description STM32F427xx STM32F429xx 70/240 DS9405 Rev 12 91 135 D5 A6 163 C8 194 A8 PB5 I/O FT - TIM3_CH2, I2C1_SMBA, SPI1_MOSI, SPI3_MOSI/I2S3_SD, CAN2_RX, OTG_HS_ULPI_D7, ETH_PPS_OUT, FMC_SDCKE1, DCMI_D10, EVENTOUT - 92 136 C5 B6 164 A8 195 B6 PB6 I/O FT - TIM4_CH1, I2C1_SCL, USART1_TX, CAN2_TX, FMC_SDNE1, DCMI_D5, EVENTOUT - 93 137 B5 B5 165 B8 196 B5 PB7 I/O FT - TIM4_CH2, I2C1_SDA, USART1_RX, FMC_NL, DCMI_VSYNC, EVENTOUT - 94 138 A5 D6 166 C9 197 E6 BOOT0 I B - - VPP 95 139 D4 A5 167 A9 198 A7 PB8 I/O FT - TIM4_CH3, TIM10_CH1, I2C1_SCL, CAN1_RX, ETH_MII_TXD3, SDIO_D4, DCMI_D6, LCD_B6, EVENTOUT - 96 140 C4 B4 168 B9 199 B4 PB9 I/O FT - TIM4_CH4, TIM11_CH1, I2C1_SDA, SPI2_NSS/I2S2_WS, CAN1_TX, SDIO_D5, DCMI_D7, LCD_B7, EVENTOUT - 97 141 B4 A4 169 B10 200 A6 PE0 I/O FT - TIM4_ETR, UART8_RX, FMC_NBL0, DCMI_D2, EVENTOUT - Table 10. STM32F427xx and STM32F429xx pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |