công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1K bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

tên linh kiện ES1K
Giải thích chi tiết về linh kiện  ES1A-ES1M SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SMCDIODE [SMC Diode Solutions Co. LTD]
Trang chủ  https://www.smc-diodes.com
Logo SMCDIODE - SMC Diode Solutions Co. LTD

ES1K bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SMC Diode Solutions Co. LTD

  ES1K Datasheet HTML 1Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ES1K Datasheet HTML 2Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ES1K Datasheet HTML 3Page - SMC Diode Solutions Co. LTD ES1K Datasheet HTML 4Page - SMC Diode Solutions Co. LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Technical Data
Data Sheet N0159, Rev. E
 China - Germany - Korea - Singapore - United States 
 http://www.smc-diodes.com - sales@ smc-diodes.com 
ES1A-ES1M
For information on tape and reel specifications, including part
orientation and tape sizes, please refer to our tape and reel
packaging specification.
Mechanical Dimensions SMA
SYMBOL
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
2.40
2.84
0.094
0.112
B
3.99
4.75
0.157
0.187
C
1.05
1.70
0.041
0.067
D
0.15
0.51
0.006
0.020
E
4.80
5.66
0.189
0.223
F
1.90
2.95
0.075
0.116
G
0.05
0.203
0.002
0.008
H
0.76
1.52
0.030
0.600
Ordering Information
Marking Diagram
Device
Package
Shipping
ES1A-ES1M
SMA (Pb-Free)
5000pcs / reel
Carrier Tape Specification SMA
SYMBOL
Millimeters
Min.
Max.
A
2.97
3.17
B
5.70
5.90
C
2.32
2.52
d
1.40
1.60
E
1.40
1.60
F
5.60
5.70
P
3.90
4.10
P0
3.90
4.10
P1
1.90
2.10
T
0.25
0.35
W
11.80
12.20
Where XXXXX is YYWWL
ES
= Device Type
1
= Forward Current (1A)
A
= Reverse Voltage (50V)
YY
= Year
WW
= Week
L
= Lot Number
Cautions:Molding resin
Epoxy resin UL:94V-0



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com