công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P1604ETF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

tên linh kiện P1604ETF
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Logic Level Enhancement
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIKOSEM [NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.niko-sem.com
Logo NIKOSEM - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

P1604ETF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

  P1604ETF Datasheet HTML 1Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. P1604ETF Datasheet HTML 2Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. P1604ETF Datasheet HTML 3Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD. P1604ETF Datasheet HTML 4Page - NIKO SEMICONDUCTOR CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
P-Channel Logic Level Enhancement
Mode Field Effect Transistor
P1604ETF
TO-220F
Halogen-Free & Lead-Free
NIKO-SEM
REV 1.2
2
May-04-2011
Drain-Source On-State
Resistance
1
RDS(ON)
VGS = -7V, ID = -15A
16
20
mΩ
VGS = -10V, ID = -25A
13
16
Forward Transconductance
1
gfs
VDS = -10V, ID = -25A
38
S
DYNAMIC
Input Capacitance
Ciss
VGS = 0V, VDS = -20V, f = 1MHz
2310
pF
Output Capacitance
Coss
438
Reverse Transfer Capacitance
Crss
320
Gate Resistance
Rg
VGS = 0V, VDS = 0V, f = 1MHz
4.3
Ω
Total Gate Charge
2
Qg
VDS = 0.5V(BR)DSS, VGS = -10V,
ID = -25A
45
nC
Gate-Source Charge
2
Qgs
12
Gate-Drain Charge
2
Qgd
11
Turn-On Delay Time
2
td(on)
15
nS
Rise Time
2
tr
VDS = -20V
43
Turn-Off Delay Time
2
td(off)
ID ≅ -25A, VGS = -10V, RGS = 6Ω
62
Fall Time
2
tf
50
SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS (TJ = 25 °C)
Continuous Current
IS
-40
A
Forward Voltage
1
VSD
IF = -25A, VGS = 0V
1.3
V
Reverse Recovery Time
trr
IF = -25A, dlF/dt = 100A / µS
43
nS
Reverse Recovery Charge
Qrr
31
nC
1Pulse test : Pulse Width ≤ 300 µsec, Duty Cycle ≤ 2%.
2Independent of operating temperature.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com