công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CET6P bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CET6P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CET6P bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CET6P Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics STM32L4P5CET6P Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics STM32L4P5CET6P Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics STM32L4P5CET6P Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STM32L4P5CET6P Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STM32L4P5CET6P Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STM32L4P5CET6P Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM32L4P5CET6P Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STM32L4P5CET6P Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 311 page
background image
DS12903 Rev 2
39/311
STM32L4P5xx
Functional overview
64
Figure 5. Clock tree
MSv61129V2
SYSCLK
MCO
LSCO
PLL
SAI2_EXTCLK
48 MHz clock to USB, RNG
to ADCx
X=1,2
to IWDG
to RTC
to PWR
HCLK
to AHB bus, core, memory and DMA
FCLK Cortex free running clock
to Cortex system timer
to APB1 peripherals
to APB2 peripherals
PCLK1
PCLK2
to SAI1
to SAI2
LSE
HSI16
SYSCLK
to USARTx
X=2..5
to LPUART1
to I2Cx
x=1,2,3,4
to LPTIMx
x=1,2
SAI1_EXTCLK
to TIMx
x=2..7
OSC32_OUT
OSC32_IN
MSI
HSI16
HSE
HSE
MSI
HSI16
MSI
SYSCLK
LSE OSC
32.768 kHz
/32
AHB PRESC
/ 1,2,..512
/ 8
APB1 PRESC
/ 1,2,4,8,16
x1 or x2
HSI16
SYSCLK
LSI
LSE
HSI16
APB2 PRESC
/ 1,2,4,8,16
to TIMx
x=1,8,15,16,17
x1 or x2
to
USART1
LSE
HSI16
SYSCLK
/ P
/ Q
/ R
PLLSAI1
/ P
/ Q
/ R
/ M
MSI RC
100 kHz – 48 MHz
HSI RC
16 MHz
HSE OSC
4-48 MHz
Clock
detector
OSC_OUT
OSC_IN
/ 1→16
LSI RC 32 kHz
Clock
source
control
PLLSAI3CLK
PLL48M1CLK
PLLCLK
PLLSAI1CLK
PLL48M2CLK
PLLADC1CLK
PLLSAI2CLK
PLLLCDCLK
HSI16
HSI16
HSI16
PLLSAI2
/ P
/ Q
/ R
HSI16
LSI
LSE
HSE
SYSCLK
PLLCLK
HSI48
MSI
to OCTOSPIx
x=1,2
MSI
MSI
HSI16
DFSDM
audio clock
to SDMMCx
x=1,2
PLLSAI2DIVR
LTDC clock
/ M
/ M
RC 48 MHz
CRS clock



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com