công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 269 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 269 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 265Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 266Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 267Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 268Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 269Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 270Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 271Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 272Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 273Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 269 / 311 page
background image
DS12903 Rev 2
269/311
STM32L4P5xx
Electrical characteristics
277
6.3.30
Camera interface (DCMI) timing specifications
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 118 for DCMI are derived from
tests performed under the ambient temperature, fHCLK frequency and VDD supply voltage
summarized in Table 20, with the following configuration:
•
DCMI_PIXCLK polarity: falling
•
DCMI_VSYNC and DCMI_HSYNC polarity: high
•
Data format: 14 bits
•
Capacitive load C = 30 pF
•
Measurement points are done at CMOS levels: 0.5 x VDD
Figure 66. DCMI timing diagram
Table 118. DCMI characteristics(1)
Symbol
Parameter
Condition
Min
Max
Unit
-
Frequency ratio
DCMI_PIXCLK/fHCLK
--
0.4
-
DCMI_PIXCLK
Pixel clock input
1.71 < VDD < 3.6
Voltage range V1
-48
MHz
1.71 < VDD < 3.6
Voltage range V2
-10
Dpixel
Pixel clock input duty cycle
-
30
70
%
MS32414V2
DCMI_PIXCLK
tsu(VSYNC)
tsu(HSYNC)
DCMI_HSYNC
DCMI_VSYNC
DATA[0:13]
1/DCMI_PIXCLK
th(HSYNC)
th(HSYNC)
tsu(DATA) th(DATA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com