công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(PDF) 255 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L4P5CEU6PTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 150 DMIPS, up to 1-MB Flash memory, 320-KB SRAM, LCD-TFT, ext. SMPS
PDF  311 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L4P5CEU6PTR bảng dữ liệu(HTML) 255 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 251Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 252Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 253Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 254Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 255Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 256Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 257Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 258Page - STMicroelectronics STM32L4P5CEU6PTR Datasheet HTML 259Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 255 / 311 page
background image
DS12903 Rev 2
255/311
STM32L4P5xx
Electrical characteristics
277
In all timing tables, the THCLK is the HCLK clock period.
•
For 2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V, maximum FMC_CLK = 60 MHz for CLKDIV = 0x1 and 54 MHz
for CLKDIV = 0x0 at CL = 30 pF (on FMC_CLK).
•
For 1.71 V ≤ VDD ≤ 2.7 V, maximum FMC_CLK = 60 MHz for CLKDIV = 0x1 and
32 MHz for CLKDIV = 0x0 at CL= 20 pF (on FMC_CLK).
Figure 52. Synchronous multiplexed NOR/PSRAM read timings
FMC_CLK
FMC_NEx
FMC_NADV
FMC_A[25:16]
FMC_NOE
FMC_AD[15:0]
AD[15:0]
D1
D2
FMC_NWAIT
(WAITCFG = 1b,
WAITPOL + 0b)
FMC_NWAIT
(WAITCFG = 0b,
WAITPOL + 0b)
tw(CLK)
tw(CLK)
Data latency = 0
BUSTURN = 0
td(CLKL-NExL)
td(CLKH-NExH)
t d(CLKL-NADVL)
td(CLKL-AV)
td(CLKL-NADVH)
td(CLKH-AIV)
td(CLKL-NOEL)
td(CLKH-NOEH)
td(CLKL-ADV)
td(CLKL-ADIV)
tsu(ADV-CLKH)
th(CLKH-ADV)
tsu(ADV-CLKH)
th(CLKH-ADV)
tsu(NWAITV-CLKH)
th(CLKH-NWAITV)
tsu(NWAITV-CLKH)
th(CLKH-NWAITV)
tsu(NWAITV-CLKH)
th(CLKH-NWAITV)
MS32757V1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com