công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1210S104F6R3CT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện 1210S104F6R3CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Multilayer Ceramic Capacitors 4 to 100V (NP0, X7R, Y5V, X6S, X7S & X5R Dielectrics)
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

1210S104F6R3CT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Multicomp Pro

  1210S104F6R3CT Datasheet HTML 1Page - Multicomp Pro 1210S104F6R3CT Datasheet HTML 2Page - Multicomp Pro 1210S104F6R3CT Datasheet HTML 3Page - Multicomp Pro 1210S104F6R3CT Datasheet HTML 4Page - Multicomp Pro 1210S104F6R3CT Datasheet HTML 5Page - Multicomp Pro 1210S104F6R3CT Datasheet HTML 6Page - Multicomp Pro 1210S104F6R3CT Datasheet HTML 7Page - Multicomp Pro 1210S104F6R3CT Datasheet HTML 8Page - Multicomp Pro 1210S104F6R3CT Datasheet HTML 9Page - Multicomp Pro Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
Page <4>
V1.0
12/05/25
General Purpose Multilayer Ceramic Capacitors
4 to 100V (NP0, X7R, Y5V, X6S, X7S & X5R Dielectrics)
Newark.com/multicomp-pro
Farnell.com/multicomp-pro
sg.element14.com/b/multicomp-pro
Capacitance Range
NP0 Dielectric 0201, 0402, 0603, 0805 Sizes
Dielectric
NP0
Size
0201
0402
0603
0805
Rated Voltage
(V DC)
10
16
25
50
100
10
16
25
50
100
10
16
25
50
100
10
16
25
50
100
0.1pF (0R1)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
0.2pF (0R2)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
0.3pF (0R3)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
S
S
S
S
0.4pF (0R4)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
S
S
S
S
0.5pF (0R5)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
0.6pF (0R6)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
0.7pF (0R7)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
0.8pF (0R8)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
0.9pF (0R9)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
1.0pF (1R0)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
1.2pF (1R2)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
1.5pF (1R5)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
1.8pF (1R8)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
2.0pF (2R0)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
2.2pF (2R2)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
2.7pF (2R7)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
3.0pF (3R0)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
3.3pF (3R3)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
3.9pF (3R9)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
4.0pF (4R0)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
4.7pF (4R7)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
5.0pF (5R0)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
5.6pF (5R6)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
6.0pF (6R0)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
6.8pF (6R8)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
7.0pF (7R0)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
8.0pF (8R0)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
8.2pF (8R2)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
9.0pF (9R0)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
10pF (100)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
12pF (120)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
15pF (150)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
18pF (180)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
22pF (220)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
27pF (270)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
33pF (330)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
39pF (390)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
47pF (470)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
56pF (560)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A
68pF (680)
L
L
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
A
A
A
A
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com