| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9907 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9907 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 8 page ![]() SO20 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.65 0.104 a1 0.1 0.3 0.004 0.012 a2 2.45 0.096 b 0.35 0.49 0.014 0.019 b1 0.23 0.32 0.009 0.013 C 0.5 0.020 c1 45 ° (typ.) D 12.6 13.0 0.496 0.512 E 10 10.65 0.394 0.419 e 1.27 0.050 e3 11.43 0.450 F 7.4 7.6 0.291 0.299 L 0.5 1.27 0.020 0.050 M 0.75 0.030 S8 ° (max.) L9907N 7/8 |