| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
7915CV bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7915CV bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 13 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.4 4.6 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 B 0.7 0.93 0.027 0.036 B2 1.14 1.7 0.044 0.067 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 1.23 1.36 0.048 0.053 D 8.95 9.35 0.352 0.368 E 10 10.4 0.393 0.409 G 4.88 5.28 0.192 0.208 L 15 15.85 0.590 0.624 L2 1.27 1.4 0.050 0.055 L3 1.4 1.75 0.055 0.068 L2 L3 L B2 B G E A C2 D C A1 DETAIL ”A” DETAIL ”A” P011P6/F TO-263 (D 2PAK) MECHANICAL DATA L7900 12/13 |