| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9823 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9823 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 12 page ![]() 9/12 L9823 Figure 2. Pulse Diagram to Read the Outputs Status Register Figure 3. Structure of the Outputs Status Register CSB SCLK SI SO MSB LSB 6 5 43 2 1 MSB LSB 65 4 32 1 Diag0 Diag1 Diag2 Diag3 Diag4 Diag5 Diag6 Diag7 MSB LSB Diagnostic-bit ou Diagnostic-bit ou Diagnostic-bit ou Diagnostic-bit ou Diagnostic-bit ou Diagnostic-bit ou Diagnostic-bit ou Diagnostic-bit ou |