công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L9822E bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L9822E
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL SERIAL SOLENOID DRIVER
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9822E bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button L9822E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L9822E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L9822E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L9822E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L9822E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L9822E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L9822E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L9822E Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L9822E Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
MULTIWATT15 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
D
1
0.039
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.66
0.75
0.026
0.030
G
1.02
1.27
1.52
0.040
0.050
0.060
G1
17.53
17.78
18.03
0.690
0.700
0.710
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
21.9
22.2
22.5
0.862
0.874
0.886
L1
21.7
22.1
22.5
0.854
0.870
0.886
L2
17.65
18.1
0.695
0.713
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
M
4.25
4.55
4.85
0.167
0.179
0.191
M1
4.63
5.08
5.53
0.182
0.200
0.218
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
L9822E
8/11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11