| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9805 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9805 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 103 page ![]() 30/103 L9805 I/O PORTS (Cont’d) Figure 15 . Ports PA0-PA7, PB0-PB1 I DR DDR latch latch DR SEL DDR SEL VDD PAD M U X Alternate Alternate digital enable Alternate enable Alternate M U X Alternate input output P-BUFFER N-BUFFER 1 0 1 0 OR latch OR SEL from other bits Interrupt Pull-up condition enable enable GND |