công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MON544515 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Glamox

tên linh kiện MON544515
Giải thích chi tiết về linh kiện  MONITOR2 IP65 GR E1/SDOUBLE SIGN
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GLAMOX [Glamox]
Trang chủ  https://www.glamox.com/
Logo GLAMOX - Glamox

MON544515 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Glamox

  MON544515 Datasheet HTML 1Page - Glamox MON544515 Datasheet HTML 2Page - Glamox  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
2/3/2026
The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.
1/2
MONITOR2 IP65 GR E1/S
DOUBLE SIGN
E1 / S means that this item has a built-in emergency light
for minimum 1 hours duration. It is supplied with a standard
emergency controller that needs manual testing according
to European emergency light standards.
Item No.
MON544515
GTIN
5901155445157
Stock status code
C
Technical specifications
Mounting
Product Mounting
Ceiling surface
General
Product shape
Rectangular
Electrical Data
Main Feed AC (V) Min
220
Main Feed AC (V) Max
240
Main Feed Frequency Min
50
Main Feed Frequency Max
60
Total Consumption (W)
1.2
Number Of Luminaire MCB 10B
60
Number Of Luminaire MCB 16B
80
Certificates
Certification
CNBOP;HACCP
Technical Data
Minimum TA (ºC)
0
Maximum TA (ºC)
40
IK classification
09
IP classification
65
Light Technical Data
Light source
LED
Lamp colour temp (K)
5700
Colour Rendering Index
>70
Light Distribution Up %
0
Light Distribution Down %
100
MacAdam step
3
Energy Class Light Source
C
Light Source Included
true
PstLM: Flicker (<)
0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)
0.032
Driver / Ballast
Type of LED Driver
M-NM: Maintained/Non-Maintained
Lifetime
LED Lifetime L70B50 Ta25 (h)
80 000
LED Lifetime L80B50 Ta25 (h)
50 000
Emergency
Emergency Type
S = Standard
Duration (hrs)
1
Charging power consumption (Emg) (W)
1.5
Reading distance sign (m)
30
Battery Type
NiCd
Battery Form
Stick
Battery mAh
800
Battery Voltage (V)
4.8
Battery Sparepart No
SP-MY-413-BD84X1Z
Battery Termination
NS39
Housing
Body Material
Polycarbonate
Treatment housing
Reinforced
Body Colour
GR - Grey
Main Body Colour Name
Grey
Dimensions
Length (mm)
356
Width (mm)
156
Height (mm)
234
Item Net Weight (kg)
1.0948
Cable Inlet
Cable Gland
M20-Polyamide
Number of Glands
2
Logistic Data
Item Gross Weight (kg)
1.19


Số phần tương tự - MON544515

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Glamox
MON544509 GLAMOX-MON544509 Datasheet
178Kb / 2P
MONITOR2 IP65 GR E1/STDOUBLE SIGN
MON544520 GLAMOX-MON544520 Datasheet
185Kb / 3P
MONITOR2 IP65 GR E/ZDOUBLE SIGN
More results

Mô tả tương tự - MON544515

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
GOT3157W-832-PCT AXIOMTEK-GOT3157W-832-PCT Datasheet
481Kb / 2P
IP65 front bezel
logo
Sharma Electro Componen...
GR SHARMA-GR Datasheet
348Kb / 2P
GR Series
logo
AAEON Technology
OMNI-3195HTT-BT-A1-1010 AAEON-OMNI-3195HTT-BT-A1-1010 Datasheet
200Kb / 2P
IP65 Compliant Front Bezel
logo
PUI audio inc.
AS03208MS-3-R PUIAUDIO-AS03208MS-3-R Datasheet
449Kb / 4P
IP65 rated speaker face
logo
PHOENIX CONTACT
1959257 PHOENIX-1959257 Datasheet
130Kb / 4P
CCA 2,5/ 7-GR-5,08P26THR
1959273 PHOENIX-1959273 Datasheet
130Kb / 4P
CCA 2,5/ 9-GR-5,08P26THR
logo
HARTING Technology Grou...
09-00-000-5340 HARTING-09-00-000-5340 Datasheet
459Kb / 2P
ZUGENTLASTUNGSSCHELLE-GR F.KON
2021-10-01
logo
Lorlin Electronics Ltd.
CKF LORLIN-CKF Datasheet
929Kb / 4P
CKF IP65 ROTARY SWITCH
logo
Inventronics Inc.
SSM-440SXXXHF INVENTRONICS-SSM-440SXXXHF Datasheet
516Kb / 10P
440W Programmable IP65 Driver
Rev.A
logo
CamdenBoss Ltd.
CCPPRI30 CAMDENBOSS-CCPPRI30 Datasheet
207Kb / 1P
IP65 illuminated pushbuttons
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com