công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0603S104F4R0CT bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Multicomp Pro

tên linh kiện 0603S104F4R0CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Multilayer Ceramic Capacitors 4 to 100V (NP0, X7R, Y5V, X6S, X7S & X5R Dielectrics)
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro

0603S104F4R0CT bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Multicomp Pro

Back Button 0603S104F4R0CT Datasheet HTML 4Page - Multicomp Pro 0603S104F4R0CT Datasheet HTML 5Page - Multicomp Pro 0603S104F4R0CT Datasheet HTML 6Page - Multicomp Pro 0603S104F4R0CT Datasheet HTML 7Page - Multicomp Pro 0603S104F4R0CT Datasheet HTML 8Page - Multicomp Pro 0603S104F4R0CT Datasheet HTML 9Page - Multicomp Pro 0603S104F4R0CT Datasheet HTML 10Page - Multicomp Pro 0603S104F4R0CT Datasheet HTML 11Page - Multicomp Pro 0603S104F4R0CT Datasheet HTML 12Page - Multicomp Pro Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
Page <8>
V1.0
12/05/25
General Purpose Multilayer Ceramic Capacitors
4 to 100V (NP0, X7R, Y5V, X6S, X7S & X5R Dielectrics)
Newark.com/multicomp-pro
Farnell.com/multicomp-pro
sg.element14.com/b/multicomp-pro
Dielectric
X7R
Size
0201
0402
0603
0805
Rated Voltage
(V DC)
6.3 10 16 25 50 6.3 10 16 25 50 100 6.3 10 16 25 50 100 6.3 10 16 25 35 50 100
2,700pF (272)
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
3,300pF (332)
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
3,900pF (392)
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
4,700pF (472)
L
L
L
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
5,600pF (562)
L
L
N
N
N
N
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
6,800pF (682)
L
L
N
N
N
N
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
8,200pF (822)
L
L
N
N
N
N
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
0.010μF (103)
L
L
L
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
0.012μF (123)
N
N
N
N
S
S
S
S
X
B
B
B
B
B
0.015μF (153)
N
N
N
N
S
S
S
S
X
B
B
B
B
B
0.018μF (183)
N
N
N
N
S
S
S
S
X
B
B
B
B
B
0.022μF (223)
N
N
N
N
N
S
S
S
S
X
B
B
B
B
B
0.027μF (273)
N
N
N
N
S
S
S
S
X
B
B
B
B
D
0.033μF (333)
N
N
N
N
S
S
S
X
X
B
B
B
B
D
0.039μF (393)
N
N
N
N
S
S
S
X
X
B
B
B
B
D
0.047μF (473)
N
N
N
N
S
S
S
X
X
B
B
B
B
D
0.056μF (563)
N
N
E
S
S
S
X
X
B
B
B
B
D
0.068μF (683)
N
N
E
S
S
S
X
X
B
B
B
B
D
0.082μF (823)
N
N
E
S
S
S
X
X
B
B
B
B
D
0.10μF (104)
N
N
N
N
E
S
S
S
X
X
B
B
B
B
D
0.12μF (124)
S
S
X
B
B
B
B
I
0.15μF (154)
N
S
S
X
X
D
D
D
D
I
0.18μF (184)
S
S
X
D
D
D
D
I
0.22μF (224)
N
N
N
N
S
S
X
X
D
D
D
D
I
0.27μF (274)
X
X
X
X
D
D
D
I
I
0.33μF (334)
N
N
X
X
X
X
X
D
D
D
I
I
0.39μF (394)
X
X
X
X
D
D
D
I
I
0.47μF (474)
N
N
X
X
X
X
X
D
D
D
I
I
0.56μF (564)
X
X
X
D
D
D
0.68μF (684)
X
X
X
D
D
D
I
0.82μF (824)
X
X
X
D
D
D
1.0μF (105)
N
X
X
X
X
X
D
D
D
I
I
1.5μF (155)
I
I
I
2.2μF (225)
X
X
X
I
I
I
I
I
I
3.3μF (335)
4.7μF (475)
X
X
I
I
I
I
6.8μF (685)
10μF (106)
I
I
I*
22μF (226)
1. The letter in cell is expressed the symbol of product thickness.
2. The letter in cell with “ * ” mark is expressed product not in 10% (code “K”) tolerance.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com