| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9611 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9611 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 12 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.069 a1 0.1 0.25 0.004 0.009 a2 1.6 0.063 b 0.35 0.46 0.014 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.020 c1 45 (typ.) D 9.8 10 0.386 0.394 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 8.89 0.350 F 3.8 4.0 0.150 0.157 L 0.4 1.27 0.016 0.050 M 0.62 0.024 S 8 (max.) L9610C - L9611C 11/12 |