công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R2A20135SP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R2A20135SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LED Lighting Power Controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R2A20135SP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  R2A20135SP Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp R2A20135SP Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp R2A20135SP Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp R2A20135SP Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp R2A20135SP Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp R2A20135SP Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp R2A20135SP Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp R2A20135SP Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp R2A20135SP Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
R2A20135SP
Preliminary
R03DS0061EJ0301 Rev.3.01
Page 3 of 11
Jan 08, 2016
Block Diagram
UVLO
OFF: 9.2 V/ON: 12 V
VREF: 5.02 V
30
μA
0.204 V
Error
Amp
2.7 V/2.5 V
1 V
PWM
VREF
0.75
μA
VREF
1 V
Ramp Control
Logic Block
· Rrt: OPEN (Zero Current Detection Mode)
· Rrt: Connect to GND (Fixed Frequency Mode)
2
COMP
1
FB
4
FB+
5
PWM
8VCC
6GND
7OUT
3RT
8 mV
–
+
–
+
+
–
+
–
+
+
–
1
μA
0.5
μA
10 pF
4.1 V
4 V
UVLO
OFF: 9.2 V/ON: 12 V
VREF: 5.02 V
30
μA
0.204 V
Error
Amp
2.7 V/2.5 V
1 V
PWM
VREF
0.75
μA
VREF
1 V
Ramp Control
Max Duty Detect
Logic Block
2
COMP
1
FB
4
FB+
5
PWM
8VCC
6GND
7OUT
3RT
–
+
+
–
1 V
+
–
2 V
+
–
+
–
+
+
–
10 pF
4.1 V
4 V
Rrt



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com