công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ5246B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện MMSZ5246B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface mount zener diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

MMSZ5246B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  MMSZ5246B Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited MMSZ5246B Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited MMSZ5246B Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited MMSZ5246B Datasheet HTML 4Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
BL Galaxy Electrical
Production specification
Surface mount zener diode
MMSZ5221B-MMSZ5260B
Document number: BL/SSZDA012
www.galaxycn.com
Rev.A
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified
Zener Voltage Range
Test
Current
Maximum Zener
Impedance
Maximum Reverse
Leakage Current
Vz@IZT
IZT
ZZT@IZT
ZZK@IZK=0.25mA
IR
@VR
Type
Number
Type
Code
Nom(V)
Min(V)
Max(V)
mA
Ω
μA
V
MMSZ5221B
C1
2.4
2.28
2.52
20
30
1200
100
1.0
MMSZ5223B
C3
2.7
2.57
2.84
20
30
1300
75
1.0
MMSZ5225B
C5
3.0
2.85
3.15
20
30
1600
50
1.0
MMSZ5226B
G1
3.3
3.14
3.47
20
28
1600
25
1.0
MMSZ5227B
G2
3.6
3.42
3.78
20
24
1700
15
1.0
MMSZ5228B
G3
3.9
3.71
4.10
20
23
1900
10
1.0
MMSZ5229B
G4
4.3
4.09
4.52
20
22
2000
5.0
1.0
MMSZ5230B
G5
4.7
4.47
4.94
20
19
1900
5.0
2.0
MMSZ5231B
E1
5.1
4.85
5.36
20
17
1600
5.0
2.0
MMSZ5232B
E2
5.6
5.32
5.88
20
11
1600
5.0
3.0
MMSZ5233B
E3
6.0
5.70
6.30
20
7
1600
5.0
3.5
MMSZ5234B
E4
6.2
5.89
6.51
20
7
1000
5.0
4.0
MMSZ5235B
E5
6.8
6.46
7.14
20
5
750
3.0
5.0
MMSZ5236B
F1
7.5
7.13
7.88
20
6
500
3.0
6.0
MMSZ5237B
F2
8.2
7.79
8.61
20
8
500
3.0
6.5
MMSZ5238B
F3
8.7
8.27
9.14
20
8
600
3.0
6.5
MMSZ5239B
F4
9.1
8.65
9.56
20
10
600
3.0
7.0
MMSZ5240B
F5
10
9.50
10.50
20
17
600
3.0
8.0
MMSZ5241B
H1
11
10.45
11.55
20
22
600
2.0
8.4
MMSZ5242B
H2
12
11.40
12.60
20
30
600
1.0
9.1
MMSZ5243B
H3
13
12.35
13.65
9.5
13
600
0.5
9.9
MMSZ5245B
H5
15
14.25
15.75
8.5
16
600
0.1
11
MMSZ5246B
J1
16
15.20
16.80
7.8
17
600
0.1
12
MMSZ5248B
J3
18
17.10
18.90
7.0
21
600
0.1
14
MMSZ5250B
J5
20
19.00
21.00
6.2
25
600
0.1
15
MMSZ5251B
K1
22
20.90
23.10
5.6
29
600
0.1
17
MMSZ5252B
K2
24
22.80
25.20
5.2
33
600
0.1
18
MMSZ5254B
K4
27
25.65
28.35
5.0
41
600
0.1
21
MMSZ5255B
K5
28
26.60
29.40
4.5
44
600
0.1
21
MMSZ5256B
M1
30
28.50
31.5
4.2
49
600
0.1
23
MMSZ5257B
M2
33
31.35
34.65
3.8
58
700
0.1
25
MMSZ5258B
M3
36
34.20
37.80
3.4
70
700
0.1
27
MMSZ5259B
M4
39
37.05
40.95
3.2
80
800
0.1
30
MMSZ5260B
M5
43
40.85
45.15
3.0
93
900
0.1
33



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com