công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS1045FP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS1045FP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS1045FP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPS1045FP Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPS1045FP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS1045FP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS1045FP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS1045FP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS1045FP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS1045FP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS1045FP Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
STPS1045
Package Information
5/8
2
Package Information
●
Epoxy meets UL94, V0
●
Cooling method: by conduction (C)
●
Recommended torque value: 0.55 Nm
●
Maximum torque value: 0.70 Nm
Figure 12.
TO-220AC dimensions
Ref
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
H2
10.00
10.40
0.393
0.409
L2
16.40 typ.
0.645 typ.
L4
13.00
14.00
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam. I
3.75
3.85
0.147
0.151
A
C
D
L7
Ø I
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
L2
F1
E
M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com