công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TARS-LCASS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Honeywell Solid State Electronics Center

tên linh kiện TARS-LCASS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transportation Attitude Reference Sensor (TARS Series)
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HONEYWELL [Honeywell Solid State Electronics Center]
Trang chủ  http://honeywell.com/Pages/Home.aspx
Logo HONEYWELL - Honeywell Solid State Electronics Center

TARS-LCASS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Honeywell Solid State Electronics Center

  TARS-LCASS Datasheet HTML 1Page - Honeywell Solid State Electronics Center  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 1 page
background image
Sensing and Internet of Things
5
Transportation Attitude Reference Sensor (TARS Series)
DIMENSIONS
Figure 1. TARS-IMU Dimensions
Figure 2. TARS-IMU Mounting Hole Dimensions
2 x 45°
28
[1.10]
7,8 mm
[0.31 in]
25,5
[1.00]
16,7
[0.66]
7
[0.28]
3 x 0,53 ±0,10
[3 x 0.02 ±0.004]
Mounting
surface
3 x R 11,6
[3 x R 0.46]
Ø90,1
[Ø3.55]
Ø77,1
[Ø3.04]
Ø114
[Ø4.49]
2 x Ø8,87 ±0,03
[2 x 0.35 ±0.002]
2 x Ø8,87 ±0,03
[2 x 0.35 ±0.002]
21,9 [0.86]
17,7
[0.70]
138
[5.43]
2 x 45°
Ø114
[Ø4.49]
3 x Ø14,7
[3 x Ø0.58]
sensor seating
3 x M8 thread
3 x Ø14,7
[3 x Ø0.58]
sensor seating
3 x M8 thread
Measured at three sensor
seating positions
(Equivalent ordinate dimensions)
80,61
[3.17]
40,3
[1.59]
97,31
[3.83]
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Connector
Termination
Pin
Description
1
dc power
2
CAN high
3
Ground
4
CAN low



Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com