công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TARS-LCASS bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Honeywell Solid State Electronics Center

tên linh kiện TARS-LCASS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transportation Attitude Reference Sensor (TARS Series)
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HONEYWELL [Honeywell Solid State Electronics Center]
Trang chủ  http://honeywell.com/Pages/Home.aspx
Logo HONEYWELL - Honeywell Solid State Electronics Center

TARS-LCASS bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Honeywell Solid State Electronics Center

  TARS-LCASS Datasheet HTML 1Page - Honeywell Solid State Electronics Center  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 1 page
background image
4 sensing.honeywell.com
Transportation Attitude Reference Sensor (TARS Series)
Table 6. Installation Specifications
Characteristic
Parameter
Mating connector
AMPSEAL 16 Series, 776487-1 for 18-16 AWG conductors or
776524-1 for 20-18 AWG conductors
CAN termination
120 Ohm termination resistor, not included in TARS-IMU unit
Weight
170 g approx.
Mounting direction
+ Z
Mounting bolt
M8, installation torque 20 Nm ±2 Nm
Table 7. Order Guide
Part Number
Description
TARS-LCASS
TARS Series Inertial Measurement Unit, 5 V, CAN protocol, AMPSEAL 16 termination,
standard MEMS chip generation/performance
TARS-HCASS
TARS Series Inertial Measurement Unit, 9 V to 36 V, CAN protocol, AMPSEAL 16 termina-
tion, standard MEMS chip generation/performance
PRODUCT NOMENCLATURE
TARS
Type
TARS
Series
L
Supply
Voltage
C
Communication
Protocol
L 5 V
C CAN
–
H 9 V to 36 V
A
Termination/
Connector
A AMPSEAL 16
SS
Sensor
Class
SS Standard



Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com