công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCO104585 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Glamox

tên linh kiện PCO104585
Giải thích chi tiết về linh kiện  PACO-70 WH 1400 DALI930 50°
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GLAMOX [Glamox]
Trang chủ  https://www.glamox.com/
Logo GLAMOX - Glamox

PCO104585 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Glamox

  PCO104585 Datasheet HTML 1Page - Glamox PCO104585 Datasheet HTML 2Page - Glamox  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1/2/2026
The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.
1/2
PACO-70 WH 1400 DALI
930 50°
Item No.
PCO104585
GTIN
5903531045852
Stock status code
C
Technical specifications
Mounting
Product Mounting
Track
General
Product shape
Round
LMS System
Number of DALI addresses
1
LMS Protocol
DALI
Electrical Data
Main Feed AC (V) Min
220
Main Feed AC (V) Max
240
Main Feed Frequency Min
50
Main Feed Frequency Max
60
Total Consumption (W)
14
IEC Protection Class
I
Number Of Luminaire MCB 10B
14
Number Of Luminaire MCB 16B
24
Optic
Optic Name
MB50 - Medium Beam 50°
Diffuser Material Design
Clear
Reflector Material
Glass
Optic main category
Reflector
Certificates
Certification
HACCP
Technical Data
IP classification
20
Light Technical Data
Light source
LED
Lumen Out (lm)
1400
Lumen Per Watt (lm/W)
100
Lamp colour temp (K)
3000
Colour Rendering Index
>90
MacAdam step
3
Light Source Included
true
Dimmable
true
Driver / Ballast
Type of LED Driver
DALI: Dimming
Lifetime
LED Lifetime L70B50 Ta25 (h)
>100 000
LED Lifetime L80B50 Ta25 (h)
>100 000
LED Lifetime L90B50 Ta25 (h)
70 000
Housing
Body Material
Aluminium
Main Body Material Production Method
Die-casted
Body Colour
WH - White
Main Body Colour Name
Traffic white
Main Body Colour RAL code
RAL 9016
Dimensions
Height (mm)
210
Diameter (mm)
70
Item Net Weight (kg)
0.736
Logistic Data
Item Gross Weight (kg)
0.8


Số phần tương tự - PCO104585

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Glamox
PCO104581 GLAMOX-PCO104581 Datasheet
170Kb / 2P
PACO-70 WH 1400 DALI930 20°
PCO104583 GLAMOX-PCO104583 Datasheet
170Kb / 2P
PACO-70 WH 1400 DALI940 20°
PCO104584 GLAMOX-PCO104584 Datasheet
170Kb / 2P
PACO-70 BL 1400 DALI 93050°
PCO104586 GLAMOX-PCO104586 Datasheet
170Kb / 2P
PACO-70 BL 1400 DALI 94050°
PCO104587 GLAMOX-PCO104587 Datasheet
175Kb / 2P
PACO-70 WH 1400 DALI940 50°
More results

Mô tả tương tự - PCO104585

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Powerex Power Semicondu...
2N4361-2N4371 POWEREX-2N4361-2N4371 Datasheet
796Kb / 4P
Phase Control SCR 70 Amoeres Average(110 RMS) 1400 Volts
CM50DY-28H POWEREX-CM50DY-28H Datasheet
58Kb / 4P
Dual IGBTMOD 50 Amperes/1400 Volts
CM50TF-28H POWEREX-CM50TF-28H Datasheet
67Kb / 4P
Six-IGBT IGBTMOD 50 Amperes/1400 Volts
logo
Weidmuller
2663340000 WEIDMULLER-2663340000 Datasheet
141Kb / 4P
A2C 50/70 BL-DM
2663330000 WEIDMULLER-2663330000 Datasheet
139Kb / 4P
A2C 50/70-DM
2663320000 WEIDMULLER-2663320000 Datasheet
164Kb / 4P
A2C 50/70 3FT
2663280000 WEIDMULLER-2663280000 Datasheet
148Kb / 4P
A2C 50/70 PE
2663270000 WEIDMULLER-2663270000 Datasheet
140Kb / 4P
A2C 50/70 FE
2663260000 WEIDMULLER-2663260000 Datasheet
141Kb / 4P
A2C 50/70 BL
2663250000 WEIDMULLER-2663250000 Datasheet
140Kb / 4P
A2C 50/70
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com