công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADPL42010ABRCZ bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADPL42010ABRCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  20V, 1A, Fast Transient Response LDO Regulator
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADPL42010ABRCZ bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Analog Devices

Back Button ADPL42010ABRCZ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices ADPL42010ABRCZ Datasheet HTML 21Page - Analog Devices ADPL42010ABRCZ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices ADPL42010ABRCZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices ADPL42010ABRCZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices ADPL42010ABRCZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices ADPL42010ABRCZ Datasheet HTML 26Page - Analog Devices ADPL42010ABRCZ Datasheet HTML 27Page - Analog Devices ADPL42010ABRCZ Datasheet HTML 28Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 28 page
background image
Data Sheet
ADPL42010A
analog.com
Rev. 0
26 of 28
ORDERING GUIDE
Table 6. Ordering Guide
MODEL1, 2
TEMPERATURE RANGE
PACKAGE DESCRIPTION
PACKAGE OPTION
ADPL42010ABKZZ-2.5
–40°C to +125°C
3-Lead Plastic SOT-223
05-08-1630
ADPL42010ABKZZ-2.5-RL
–40°C to +125°C
3-Lead Plastic SOT-223
05-08-1630
ADPL42010ABKZZ-3.3
–40°C to +125°C
3-Lead Plastic SOT-223
05-08-1630
ADPL42010ABKZZ-3.3-RL
–40°C to +125°C
3-Lead Plastic SOT-223
05-08-1630
ADPL42010ABRCZ
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
ADPL42010ABRCZ-RL
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
ADPL42010ABRCZ-1.5
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
ADPL42010ABRCZ-1.5-RL
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
ADPL42010ABRCZ-1.8
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
ADPL42010ABRCZ-1.8-RL
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
ADPL42010ABRCZ-2.5
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
ADPL42010ABRCZ-2.5-RL
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
ADPL42010ABRCZ-3.3
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
ADPL42010ABRCZ-3.3-RL
–40°C to +125°C
8-Lead Plastic SO
05-08-1610
1
Z = RoHS Compliant Part.
2
RL = Tape and Reel.
Table 7. Output Voltage Options
MODEL1, 2
OUTPUT VOLTAGE (V)
ADPL42010ABRCZ
Adjustable (1.21)
ADPL42010ABRCZ-1.5, ADPL42010ABRCZ-1.5-RL
1.5
ADPL42010ABRCZ-1.8, ADPL42010ABRCZ-1.8-RL
1.8
ADPL42010ABRCZ-2.5, ADPL42010ABKZZ-2.5, ADPL42010ABRCZ-2.5-RL,
ADPL42010ABKZZ-2.5-RL
2.5
ADPL42010ABRCZ-3.3, ADPL42010ABKZZ-3.3, ADPL42010ABKZZ-3.3-RL,
ADPL42010ABRCZ-3.3-RL
3.3
1
Z = RoHS Compliant Part.
2
RL = Tape and Reel.
Table 8. Evaluation Boards
MODEL1, 2
PACKAGE DESCRIPTION
EVAL-ADPL42010AZ
8-Lead SO Package Evaluation Board
1
Z = RoHS Compliant Part
2
The evaluation board is preconfigured with an adjustable ADPL42010A.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com