công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MON579041 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Glamox

tên linh kiện MON579041
Giải thích chi tiết về linh kiện  MONITOR1-S IP65 GR 150E/Z XWB
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GLAMOX [Glamox]
Trang chủ  https://www.glamox.com/
Logo GLAMOX - Glamox

MON579041 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Glamox

  MON579041 Datasheet HTML 1Page - Glamox MON579041 Datasheet HTML 2Page - Glamox MON579041 Datasheet HTML 3Page - Glamox  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
1/15/2026
The Company reserves the right to change any product specifications without prior notification.
1/3
MONITOR1-S IP65 GR 150
E/Z XWB
E / Z means that this device should be connected to an
external power source in the emergency operation mode.
The backup duration time and testing in accordance with
European requirements depend on the central system.
Lighting control, device control and luminaire test cycles
are done with the use of perimeter monitoring, via power
cables, without the individual addressing of the luminaires.
Item No.
MON579041
GTIN
5901155790417
Stock status code
M
Technical specifications
Mounting
Product Mounting
Ceiling surface;Wall surface
General
Product shape
Rectangular
Electrical Data
Main Feed AC (V) Min
220
Main Feed AC (V) Max
240
Main Feed Frequency Min
50
Main Feed Frequency Max
60
Main Feed DC (V) Min
220
Total Consumption (W)
1
Number Of Luminaire MCB 10B
60
Number Of Luminaire MCB 16B
80
Optic
Optic Name
XWB - Extreme wide beam
Certificates
Certification
CNBOP;HACCP
Technical Data
Minimum TA (ºC)
-20
Maximum TA (ºC)
40
IK classification
07
IP classification
65
Light Technical Data
Light source
LED
Lumen Out (lm)
150
Lumen Per Watt (lm/W)
150
Lamp colour temp (K)
5700
Colour Rendering Index
>70
Light Distribution Up %
0
Light Distribution Down %
100
MacAdam step
3
Energy Class Light Source
D
Light Source Included
true
PstLM: Flicker (<)
0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)
0.032
Driver / Ballast
Type of LED Driver
HF: Non dimmable
Lifetime
LED Lifetime L70B50 Ta25 (h)
100 000
LED Lifetime L80B50 Ta25 (h)
100 000
LED Lifetime L90B50 Ta25 (h)
100 000
Emergency
Emergency Type
Z = central battery
Lumen Out In Emergency (lm)
150
Percentage Light Out In Emergency
100
Housing
Body Material
Polycarbonate
Treatment housing
Reinforced
Body Colour
GR - Grey
Main Body Colour Name
Grey


Số phần tương tự - MON579041

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Glamox
MON579129 GLAMOX-MON579129 Datasheet
166Kb / 3P
MONITOR1-S IP65 GR 300E1/DALI XWB
MON579251 GLAMOX-MON579251 Datasheet
174Kb / 3P
MONITOR1-S IP65 GR 430E/Z XWB
MON579346 GLAMOX-MON579346 Datasheet
160Kb / 3P
MONITOR1-S IP65 GR 300E/Z XWB
More results

Mô tả tương tự - MON579041

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
GOT3157W-832-PCT AXIOMTEK-GOT3157W-832-PCT Datasheet
481Kb / 2P
IP65 front bezel
logo
Sharma Electro Componen...
GR SHARMA-GR Datasheet
348Kb / 2P
GR Series
logo
PHOENIX CONTACT
1583636 PHOENIX-1583636 Datasheet
67Kb / 4P
Housing - VC-AL-T2-Z-M20-S
1583649 PHOENIX-1583649 Datasheet
67Kb / 4P
Housing - VC-AL-T2-Z-M25-S
1583678 PHOENIX-1583678 Datasheet
67Kb / 4P
Housing - VC-AL-T3-Z-M25-S
1583694 PHOENIX-1583694 Datasheet
67Kb / 4P
Housing - VC-AL-T3-Z-M32-S
1583733 PHOENIX-1583733 Datasheet
67Kb / 4P
Housing - VC-AL-T4-Z-M25-S
1583759 PHOENIX-1583759 Datasheet
67Kb / 4P
Housing - VC-AL-T4-Z-M32-S
logo
HARTING Technology Grou...
09-00-000-5340 HARTING-09-00-000-5340 Datasheet
459Kb / 2P
ZUGENTLASTUNGSSCHELLE-GR F.KON
2021-10-01
logo
CamdenBoss Ltd.
CCPPRI30 CAMDENBOSS-CCPPRI30 Datasheet
207Kb / 1P
IP65 illuminated pushbuttons
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com