công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VGSOT08C bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện VGSOT08C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two-Line ESD Protection Diode in SOT-23
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

VGSOT08C bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Vishay Siliconix

Back Button VGSOT08C Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix VGSOT08C Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix VGSOT08C Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix VGSOT08C Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix VGSOT08C Datasheet HTML 11Page - Vishay Siliconix VGSOT08C Datasheet HTML 12Page - Vishay Siliconix VGSOT08C Datasheet HTML 13Page - Vishay Siliconix VGSOT08C Datasheet HTML 14Page - Vishay Siliconix VGSOT08C Datasheet HTML 15Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
VGSOT03C to VGSOT36C
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.1, 13-Feb-2025
13
Document Number: 86325
For technical questions, contact: ESDprotection@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 7 - Typical Forward Voltage vs. Peak Pulse Current
Fig. 8 - Typical Reverse Voltage vs. Reverse Current
Fig. 9 - Typical Capacitance vs. Reverse Voltage
Fig. 10 - Thermal Impedance vs. Time
10
100
1000
10000
0
1
2
3
4
6
7
0100
Axis Title
I
TLP (A)
Transmission line pulse (TLP):
t
p = 100 ns
80
5
60
40
20
10
100
1000
10000
0
20
25
30
35
40
45
Axis Title
I
R (µA)
0.00001
0.000000001 0.0000001
0.001
15
10
5
36
24
22
15
12
08
05
03
04
10
100
1000
10000
10
100
1000
0.01
10
100
Axis Title
V
R (V)
36
24
22
15
12
08
05
1
0.1
04
03
f = 1 MHz
1
10
100
1000
0.0001 0.001
0.01
0.1
1
10
100
t
p - Pulse Width (s)
Z
th junction to lead
(Pin 1 and 3 or 2 and 3
pressed on infinite heatsink)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com