công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H08P6D bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

tên linh kiện H08P6D
Giải thích chi tiết về linh kiện  -60V P-Channel MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUIXIN [Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.hxkj.hk
Logo HUIXIN - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

H08P6D bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.

  H08P6D Datasheet HTML 1Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H08P6D Datasheet HTML 2Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H08P6D Datasheet HTML 3Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd. H08P6D Datasheet HTML 4Page - Guangdong Huixin Electronic Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Capacitance Characteristics
Gate Charge Characteristics
4
4
Dimension
Symbol
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
2.10
2.50
0.083
0.098
A2
0
0.10
0
0.004
B
0.66
0.86
0.026
0.034
B2
5.18
5.48
0.202
0.216
C
0.40
0.60
0.016
0.024
C2
0.44
0.58
0.017
0.023
D
5.90
6.30
0.232
0.248
D1
5.30REF
0.209REF
E
6.40
6.80
0.252
0.268
E1
4.63
0.182
G
4.47
4.67
0.176
0.184
H
9.50
10.70 0.374
0.421
L
1.09
1.21
0.043
0.048
L2
1.35
1.65
0.053
0.065
V1
7°
7°
V2
0°
6°
0°
6°



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com