công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F301C6U6TR bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F301C6U6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 64 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC, DAC, COMP, Op-Amp, 2.0 – 3.6 V
PDF  141 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F301C6U6TR bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F301C6U6TR Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM32F301C6U6TR Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STM32F301C6U6TR Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM32F301C6U6TR Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM32F301C6U6TR Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32F301C6U6TR Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32F301C6U6TR Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32F301C6U6TR Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32F301C6U6TR Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 141 page
background image
Electrical characteristics
STM32F301x6 STM32F301x8
54/141
DS9895 Rev 8
6.1.6
Power supply scheme
Figure 12. Power supply scheme
Caution:
Each power supply pair (for example VDD/VSS, VDDA/VSSA) must be decoupled with filtering
ceramic capacitors as shown above. These capacitors must be placed as close as possible
to, or below the appropriate pins on the underside of the PCB to ensure the good
functionality of the device.
MS19875V5
Analog: RCs,
PLL,comparators, OPAMP,
....
Power
switch
ADC/DAC
Kernel logic
(CPU,
digital
& memories)
I/O logic
Backup circuitry
(LSE, RTC,
Wakeup logic,
Backup registers)
VBAT
1.65 – 3.6 V
GP I/Os
VDD
OUT
IN
Regulator
4 x VDD
4 x VSS
VDDA
VDDA
VREF+
VREF-
VSSA
4 x 100 nF
+ 1 x 4.7 μF
10 nF
+ 1 μF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com