công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F301X6 bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F301X6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, up to 64 KB Flash, 16 KB SRAM, ADC, DAC, COMP, Op-Amp, 2.0 – 3.6 V
PDF  141 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F301X6 bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F301X6 Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics STM32F301X6 Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 141 page
background image
Electrical characteristics
STM32F301x6 STM32F301x8
60/141
DS9895 Rev 8
Table 26. Programmable voltage detector characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min(1)
1. Guaranteed by characterization results.
Typ
Max(1)
Unit
VPVD0
PVD threshold 0
Rising edge
2.1
2.18
2.26
V
Falling edge
2
2.08
2.16
VPVD1
PVD threshold 1
Rising edge
2.19
2.28
2.37
Falling edge
2.09
2.18
2.27
VPVD2
PVD threshold 2
Rising edge
2.28
2.38
2.48
Falling edge
2.18
2.28
2.38
VPVD3
PVD threshold 3
Rising edge
2.38
2.48
2.58
Falling edge
2.28
2.38
2.48
VPVD4
PVD threshold 4
Rising edge
2.47
2.58
2.69
Falling edge
2.37
2.48
2.59
VPVD5
PVD threshold 5
Rising edge
2.57
2.68
2.79
Falling edge
2.47
2.58
2.69
VPVD6
PVD threshold 6
Rising edge
2.66
2.78
2.9
Falling edge
2.56
2.68
2.8
VPVD7
PVD threshold 7
Rising edge
2.76
2.88
3
Falling edge
2.66
2.78
2.9
VPVDhyst(2)
2. Guaranteed by design.
PVD hysteresis
-
-
100
-
mV
IDD(PVD)
PVD current
consumption
-
-
0.15
0.26
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com