| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L6000 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6000 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 24 page ![]() Figure 1b: Block Diagram (2 of 2) ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit Vcc Positive Supply Voltage – 0.5 to 7 V Voltage Applied to Logic Inputs – 0.5 to Vccs + 0.5 V Voltage Applied to All Other Pins – 0.5 to Vccs +0.5 V Tstg Storage Temperature – 65 to +150 oC Tj Junction Temperature 130 oC L6000 3/24 |