| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L4931ABD35 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4931ABD35 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics |
|
26 / 29 page ![]() L4931 SERIES 26/29 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.2 2.4 0.086 0.094 A1 0.9 1.1 0.035 0.043 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 B 0.4 0.6 0.015 0.023 B2 5.2 5.4 0.204 0.212 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 0.48 0.6 0.019 0.023 D 6 6.2 0.236 0.244 E 6.4 6.6 0.252 0.260 G 4.9 5.25 0.193 0.206 G1 2.38 2.7 0.093 0.106 H 9.35 10.1 0.368 0.397 L2 0.8 0.031 L4 0.6 1 0.023 0.039 PPAK MECHANICAL DATA 0078180-B |