công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OP491GPZ bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Analog Devices

tên linh kiện OP491GPZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Single-Supply Rail-to-Rail Input/Output Op Amps
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

OP491GPZ bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Analog Devices

Back Button OP491GPZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices OP491GPZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices OP491GPZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices OP491GPZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices OP491GPZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices OP491GPZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices OP491GPZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices OP491GPZ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices OP491GPZ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 24 page
background image
OP191/OP291/OP491
Rev. D | Page 16 of 24
FREQUENCY (Hz)
1k
10
10
100
1k
10k
100
TEMPERATURE (°C)
115
90
125
105
95
25
100
–40
110
85
OP491
OP291
VS = ±5V
Figure 55. OP291/OP491 PSRR vs. Temperature, VS = ±5 V
Figure 58. Voltage Noise Density, VS = 3 V
TEMPERATURE (°C)
125
25
–40
85
VS =±5V
0.7
0
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
+SR
–SR
100mV
500mV
1.00V
2.00µs
INPUT
OUTPUT
V S =3V
R L = 200kΩ
10
0%
90
100
Figure 56. Slew Rate vs. Temperature, VS = ±5 V
Figure 59. Large Signal Transient Response, VS = 3 V
FREQUENCY (Hz)
1k
0.1
1
10
100
1k
10k
100k
1M
2M
VS = 3V
AV = +100
AV = +10
AV = +1
100mV
1.00V
2.00V
INPUT
OUTPUT
2.00µs
V S =±5V
R L = 200kΩ
A V =+1V/V
10
100
0%
90
Figure 57. Output Impedance vs. Frequency
Figure 60. Large Signal Transient Response, VS = ±5 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24