công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

32D bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD

tên linh kiện 32D
Giải thích chi tiết về linh kiện  VDR Varistor 32D SERIES
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SONGLONG [Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD]
Trang chủ  http://english.vdrsas.com.cn/
Logo SONGLONG - Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD

32D bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD

  32D Datasheet HTML 1Page - Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD 32D Datasheet HTML 2Page - Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD 32D Datasheet HTML 3Page - Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD 32D Datasheet HTML 4Page - Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD 32D Datasheet HTML 5Page - Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD 32D Datasheet HTML 6Page - Huizhou Songlong Lishang Electronics Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
惠州市嵩隆力上电子
VDR Varistor
SONGLONG LISHANG
32D SERIES
MARKING CODE
1 SongLong Lishang Logo
2 Disk Size
3 Varistor Voltage
4
Accreditation Logo
Packaging specification / bulk packaging quantity
Unit:Pcs
Dimension
Part No.
Bag
Small Carton
Carton
25D
180L to 182K
100
600
1,200
25D (Short leg)
180L to 182K
100
800
1,600
Page-5
www.vdrsas.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com