công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST2SC4379U bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

tên linh kiện ST2SC4379U
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH_ELEC [SEMTECH ELECTRONICS LTD.]
Trang chủ  http://www.semtech.net.cn
Logo SEMTECH_ELEC - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

ST2SC4379U bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.

  ST2SC4379U Datasheet HTML 1Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ST2SC4379U Datasheet HTML 2Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD. ST2SC4379U Datasheet HTML 3Page - SEMTECH ELECTRONICS LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Dated:23/03/2012
Rev:02
®
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
Subsidiary of Sino-Tech International (BVI) Limited
ST 2SC4379U
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
for power amplification applications
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 OC)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Collector Base Voltage
VCBO
50
V
Collector Emitter Voltage
VCEO
50
V
Emitter Base Voltage
VEBO
5
V
Collector Current
IC
2
A
Base Current
IB
0.4
A
Total Power Dissipation
Ptot
0.5
1
1)
W
Junction Temperature
Tj
150
O
C
Storage Temperature Range
Tstg
- 55 to + 150
O
C
1) When mounted on a 250 mm2 X 0.8 t ceramic substrate.
Characteristics at Ta = 25 OC
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
DC Current Gain
at VCE = 2 V, IC =0.5 A
Current Gain Group
at VCE = 2 V, IC = 1.5 A
O
Y
hFE
hFE
hFE
70
120
40
-
-
-
140
240
-
-
-
-
Collector Base Cutoff Current
at VCB = 50 V
ICBO
-
-
100
nA
Emitter Base Cutoff Current
at VEB = 5 V
IEBO
-
-
100
nA
Collector Emitter Breakdown Voltage
at IC = 10 mA
V(BR)CEO
50
-
-
V
Collector Emitter Saturation Voltage
at IC = 1 A, IB = 50 mA
VCE(sat)
-
-
0.5
V
Base Emitter Saturation Voltage
at IC = 1 A, IB = 50 mA
VBE(sat)
-
-
1.2
V
Transition Frequency
at VCE = 2 V, IC = 500 mA
fT
-
120
-
MHz
Collector Output Capacitance
at VCB = 10 V, f = 1 MHz
Cob
-
30
-
pF


Số phần tương tự - ST2SC4379U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nanjing International G...
ST2SC4375U DGNJDZ-ST2SC4375U Datasheet
369Kb / 3P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ST2SC4375U SEMTECH_ELEC-ST2SC4375U Datasheet
239Kb / 3P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor High current application
17/04/2007
More results

Mô tả tương tự - ST2SC4379U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SUR519J AUK-SUR519J Datasheet
226Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR523H AUK-SUR523H Datasheet
227Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR538J AUK-SUR538J Datasheet
236Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUT562EF AUK-SUT562EF Datasheet
236Kb / 4P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
logo
Continental Device Indi...
CSC3930 CDIL-CSC3930 Datasheet
107Kb / 3P
NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SD1060 UTC-2SD1060 Datasheet
134Kb / 3P
NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
GTM CORPORATION
GJSD1802 GTM-GJSD1802 Datasheet
491Kb / 3P
NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SC4226W BILIN-2SC4226W Datasheet
178Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
Rev.A
KTC3879 BILIN-KTC3879 Datasheet
222Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
KTC4075 BILIN-KTC4075 Datasheet
233Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com