| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L433CBU6P bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L433CBU6P bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - STMicroelectronics |
|
72 / 227 page ![]() Pinouts and pin description STM32L433xx 72/227 DS11449 Rev 7 - - - A4 54 - B5 83 C8 PD2 I/O FT_l - USART3_RTS_DE, TSC_SYNC, LCD_COM7/ LCD_SEG31/ LCD_SEG43, SDMMC1_CMD, EVENTOUT - -- - - - - - 84 B8 PD3 I/O FT - SPI2_MISO, USART2_CTS, QUADSPI_BK2_NCS, EVENTOUT - -- - - - - - 85 B7 PD4 I/O FT - SPI2_MOSI, USART2_RTS_DE, QUADSPI_BK2_IO0, EVENTOUT - -- - - - - - 86 A6 PD5 I/O FT - USART2_TX, QUADSPI_BK2_IO1, EVENTOUT - -- - - - - - 87 B6 PD6 I/O FT - USART2_RX, QUADSPI_BK2_IO2, SAI1_SD_A, EVENTOUT - -- - - - - - 88 A5 PD7 I/O FT - USART2_CK, QUADSPI_BK2_IO3, EVENTOUT - 39 39 A3 A5 55 54 A5 89 A8 PB3 (JTDO- TRACE SWO) I/O FT_la (3) JTDO-TRACESWO, TIM2_CH2, SPI1_SCK, SPI3_SCK, USART1_RTS_DE, LCD_SEG7, SAI1_SCK_B, EVENTOUT COMP2_INM 40 40 A4 B4 56 55 A4 90 A7 PB4 (NJTRST) I/O FT_fla (3) NJTRST, I2C3_SDA, SPI1_MISO, SPI3_MISO, USART1_CTS, TSC_G2_IO1, LCD_SEG8, SAI1_MCLK_B, EVENTOUT COMP2_INP Table 15. STM32L433xx pin definitions (continued) Pin Number Pin functions Alternate functions Additional functions |