công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L433CBY7 bảng dữ liệu(PDF) 91 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L433CBY7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 256KB flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, ext. SMPS
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L433CBY7 bảng dữ liệu(HTML) 91 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L433CBY7 Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics STM32L433CBY7 Datasheet HTML 88Page - STMicroelectronics STM32L433CBY7 Datasheet HTML 89Page - STMicroelectronics STM32L433CBY7 Datasheet HTML 90Page - STMicroelectronics STM32L433CBY7 Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32L433CBY7 Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32L433CBY7 Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32L433CBY7 Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32L433CBY7 Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 91 / 227 page
background image
DS11449 Rev 7
91/19
STM32L433xx
Electrical characteristics
194
6.1.6
Power supply scheme
Figure 18. Power supply scheme
Caution:
Each power supply pair (VDD/VSS, VDDA/VSSA etc.) must be decoupled with filtering ceramic
capacitors as shown above. These capacitors must be placed as close as possible to, or
below, the appropriate pins on the underside of the PCB to ensure the good functionality of
the device.
MSv41628V1
VDD
IO
logic
Kernel logic
(CPU, Digital
& Memories)
Backup circuitry
(LSE, RTC,
Backup registers)
IN
OUT
Regulator
GPIOs
1.55 – 3.6 V
n x 100 nF
+1 x 4.7 μF
n x VSS
n x VDD
VBAT
VCORE
Power switch
VDDIO1
ADCs/
DACs/
OPAMPs/
COMPs/
VREFBUF
VREF+
VREF-
VDDA
10 nF
+1 μF
VDDA
VSSA
VREF
100 nF
+1 μF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com