công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L433CBY6 bảng dữ liệu(PDF) 207 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L433CBY6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, up to 256KB flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, ext. SMPS
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L433CBY6 bảng dữ liệu(HTML) 207 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L433CBY6 Datasheet HTML 203Page - STMicroelectronics STM32L433CBY6 Datasheet HTML 204Page - STMicroelectronics STM32L433CBY6 Datasheet HTML 205Page - STMicroelectronics STM32L433CBY6 Datasheet HTML 206Page - STMicroelectronics STM32L433CBY6 Datasheet HTML 207Page - STMicroelectronics STM32L433CBY6 Datasheet HTML 208Page - STMicroelectronics STM32L433CBY6 Datasheet HTML 209Page - STMicroelectronics STM32L433CBY6 Datasheet HTML 210Page - STMicroelectronics STM32L433CBY6 Datasheet HTML 211Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 207 / 227 page
background image
DS11449 Rev 7
207/227
STM32L433xx
Package information
219
Figure 52. WLCSP64 - Recommended footprint
b(3)
0.190
0.220
0.250
0.0075
0.0087
0.0098
D
3.106
3.141
3.176
0.1223
0.1237
0.1250
E
3.092
3.127
3.162
0.1217
0.1231
0.1245
e
-
0.350
-
-
0.0138
-
e1
-
2.450
-
-
0.0965
-
e2
-
2.450
-
-
0.0965
-
F
-
0.3455
-
-
0.0136
-
G
-
0.3385
-
-
0.0133
-
aaa
-
-
0.100
-
-
0.0039
bbb
-
-
0.100
-
-
0.0039
ccc
-
-
0.100
-
-
0.0039
ddd
-
-
0.050
-
-
0.0020
eee
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
2. Back side coating.
3. Dimension is measured at the maximum bump diameter parallel to primary datum Z.
Table 110. WLCSP64 - Recommended PCB design rules (0.35 mm pitch)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.35 mm
Dpad
0.210 mm
Table 109. WLCSP64 - Mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
BGA_WLCSP_FT_V1
Dsm
Dpad



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com